データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4N28M データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 4N28M
部品情報  General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

4N28M データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  4N28M Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 4N28M Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
4NXXM, H11AXM Rev. 1.0.2
8
Carrier Tape Specification
Reflow Profile
4.0
± 0.1
Ø1.5 MIN
User Direction of Feed
2.0
± 0.05
1.75
± 0.10
11.5
± 1.0
24.0
± 0.3
12.0
± 0.1
0.30
± 0.05
21.0
± 0.1
4.5
± 0.20
0.1 MAX
10.1
± 0.20
9.1
± 0.20
Ø1.5
± 0.1/-0
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
°C
Time (s)
0
60
180
120
270
260
°C
>245
°C = 42 Sec
Time above
183
°C = 90 Sec
360
1.822
°C/Sec Ramp up rate
33 Sec


同様の部品番号 - 4N28M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lite-On Technology Corp...
4N28M LITEON-4N28M Datasheet
757Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TYPE PHOTOCOUPLER
logo
Fairchild Semiconductor
4N28M FAIRCHILD-4N28M Datasheet
135Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N28M FAIRCHILD-4N28M Datasheet
263Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N28M FAIRCHILD-4N28M Datasheet
277Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N28M FAIRCHILD-4N28M Datasheet
263Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
More results

同様の説明 - 4N28M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
MOC8204 FAIRCHILD-MOC8204 Datasheet
115Kb / 6P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Rohm
4N26-M ROHM-4N26-M Datasheet
614Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
4N27SM FAIRCHILD-4N27SM Datasheet
215Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
4N35SVM FAIRCHILD-4N35SVM Datasheet
215Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
4N35SR2M FAIRCHILD-4N35SR2M Datasheet
215Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
TIL117M FAIRCHILD-TIL117M_09 Datasheet
273Kb / 11P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N25M FAIRCHILD-4N25M_09 Datasheet
263Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
H11A1VM FAIRCHILD-H11A1VM Datasheet
263Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N37TVM FAIRCHILD-4N37TVM Datasheet
263Kb / 9P
   General Purpose 6-Pin Phototransistor Optocouplers
4N25-M FAIRCHILD-4N25-M Datasheet
614Kb / 15P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com