データシートサーチシステム |
|
3-1461491-6 データシート(PDF) 3 Page - Tyco Electronics |
|
3-1461491-6 データシート(HTML) 3 Page - Tyco Electronics |
3 / 40 page Qualification Test Report 501-79817 Rev. A1 3 of 40 1.7 寿命試験後の判定基準 The judgment standard after endurance test. 弊社規格によります。 Internal standard 判定項目 Judgment Items 試験後規定値 The standard value after endurance test 動作電圧 Pick up voltage 初期規格値の1.2倍以下 1.2 times of initial standard value. (Max.) 復帰電圧 Drop out voltage 初期規格値の0.5倍以上 0.5 times of initial standard value. (Min.) 接触抵抗 Contact resistance 500mΩ以下 500mΩ(Max.) コイル抵抗 Coil resistance 初期規格下限値の90%から初期規格上限値の110%まで From minimum standard value of 90% to maximum standard value of 110%. 絶縁抵抗 Insulation resistance 特に規定がない限り1MΩ以上 1MΩ(Min.) otherwise specified. 耐電圧 Dielectric strength 初期規格値の75%以上 75% of initial standard value. (Min.) 動作時間 Operate time 初期規格値の1.2倍以下 1.2 times of the initial value. (Max.) 復帰時間 Release time 初期規格値の2倍以下 Twice of the initial value. (Max.) |
同様の部品番号 - 3-1461491-6 |
|
同様の説明 - 3-1461491-6 |