データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2319CDS-T1-GE3 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI2319CDS-T1-GE3
部品情報  P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2319CDS-T1-GE3 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 66709
S10-1286-Rev. A, 31-May-10
Vishay Siliconix
Si2319CDS
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0
0.5
1.0
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ =25 °C
TJ = 150 °C
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = - 250 μA
T
J - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
246
8
10
TJ =25 °C
TJ = 125 °C
ID =- 3.1 A
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
TA = 25 °C
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
TA =25 °C
Single Pulse
1s,10s
Limited by RDS(on)*
BVDSS Limited
1ms
100 μs
10 ms
DC
100 ms
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified


同様の部品番号 - SI2319CDS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2319CDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI2319CDS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4401DY-T1 VISHAY-SI4401DY-T1 Datasheet
250Kb / 8P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Mar-09
SI2319CDS VISHAY-SI2319CDS_15 Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
logo
Analog Power
AM3949P ANALOGPOWER-AM3949P Datasheet
184Kb / 3P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7611DN VISHAY-SI7611DN Datasheet
578Kb / 13P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Apr-08
logo
Analog Power
AM40P04-20DE ANALOGPOWER-AM40P04-20DE Datasheet
241Kb / 5P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90P04-03P ANALOGPOWER-AM90P04-03P Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUD50P04-40P VISHAY-SUD50P04-40P Datasheet
143Kb / 7P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Jan-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
15P04SC VBSEMI-15P04SC Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
9563GM VBSEMI-9563GM Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
AFP4637WS8RG VBSEMI-AFP4637WS8RG Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
FDS4685-NL VBSEMI-FDS4685-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com