データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5226B データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 1N5226B
部品情報  Vishay Semiconductors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5226B データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  1N5226B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5226B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5226B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5226B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N5226B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N5226B Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
1N5221B to 1N5267B
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 06-May-13
5
Document Number: 85588
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters (inches): DO-35_1N52xx
94 12648
Rev. 1 - Date: 19. December 2011
Document no.: S8-V-3906.04-031(4)
26 min. [1.024]
3.9 max. [0.154]
26 min. [1.024]
Cathode Identification
3.1 min. [0.120]


同様の部品番号 - 1N5226B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5226B VISHAY-1N5226B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N5226B ZSELEC-1N5226B Datasheet
76Kb / 2P
   500mW EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5226B EIC-1N5226B Datasheet
38Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Microdiode Electronics ...
1N5226B CHENDA-1N5226B Datasheet
184Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
1N5226B WEITRON-1N5226B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
More results

同様の説明 - 1N5226B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TLMP3101 VISHAY-TLMP3101 Datasheet
306Kb / 10P
   Vishay Semiconductors
Rev. 1.7, 31-Aug-04
VEMD6010X01 VISHAY-VEMD6010X01 Datasheet
159Kb / 7P
   Vishay Semiconductors
Rev. 1.2, 03-Jul-15
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
VLMK23P2R1-GS08 TO-GRACE-VLMK23P2R1-GS08 Datasheet
1Mb / 12P
   Vishay Semiconductors
logo
Vishay Siliconix
BZG03C62-TR VISHAY-BZG03C62-TR Datasheet
81Kb / 5P
   BZG03C-Series Vishay Semiconductors
Rev. 1.9, 29-Nov-11
VS-80SQ045TR VISHAY-VS-80SQ045TR Datasheet
134Kb / 7P
   VS-80SQ... Series, VS-80SQ...-M3 Series Vishay Semiconductors
Revision: 19-Sep-11
IRF620STRLPBF VISHAY-IRF620STRLPBF Datasheet
141Kb / 8P
   Vishay Siliconix
Rev. D, 30-May-11
logo
List of Unclassifed Man...
STK413-220A ETC1-STK413-220A Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Vishay Siliconix
ESH1PB VISHAY-ESH1PB Datasheet
96Kb / 4P
   Vishay General Semiconductor
Revision: 25-Jun-07
logo
List of Unclassifed Man...
1-800-543-4330 ETC2-1-800-543-4330 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Vishay Siliconix
S1PGHE3 VISHAY-S1PGHE3 Datasheet
110Kb / 5P
   Vishay General Semiconductor
Revision: 18-Apr-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com