データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE12S0A0V20PNFA データシート(PDF) 11 Page - Delta Electronics, Inc.

部品番号 NE12S0A0V20PNFA
部品情報  Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.59V~5.1Vout, 20A
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

NE12S0A0V20PNFA データシート(HTML) 11 Page - Delta Electronics, Inc.

Back Button NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 10Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 11Page - Delta Electronics, Inc. NE12S0A0V20PNFA Datasheet HTML 12Page - Delta Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
DS_NE12S20A_08042011
11
MECHANICAL DRAWING
VERTICAL
HORIZONTAL


同様の部品番号 - NE12S0A0V20PNFA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0V03PNFA DELTA-NE12S0A0V03PNFA Datasheet
1Mb / 13P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 3Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
599Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules:3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
674Kb / 14P
   Fixed frequency operation
More results

同様の説明 - NE12S0A0V20PNFA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Delta Electronics, Inc.
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA_08 Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules:3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V10PNFA DELTA-NE12S0A0V10PNFA Datasheet
607Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
NE12S0A0V10PNFA DELTA-NE12S0A0V10PNFA_13 Datasheet
645Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 10Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA Datasheet
599Kb / 12P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.0~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
NE12S0A0V03PNFA DELTA-NE12S0A0V03PNFA Datasheet
1Mb / 13P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 3Aout
NE12S0A0V06PNFA DELTA-NE12S0A0V06PNFA_09 Datasheet
553Kb / 14P
   Delphi NE Series Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 3.1~13.8Vin, 0.59V-5.1Vout, 6Aout
D12S05020-1A DELTA-D12S05020-1A Datasheet
596Kb / 12P
   Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.2Vin, 0.59V~5.0Vout, 20A
D12F200E DELTA-D12F200E_14 Datasheet
620Kb / 14P
   Delphi D12F200 Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.6V~5.0Vout, 40A
D12S2R550A DELTA-D12S2R550A Datasheet
769Kb / 11P
   Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.6V~5.0Vout, 50A
D12F200E DELTA-D12F200E Datasheet
695Kb / 13P
   Non-Isolated Point of Load DC/DC Modules: 4.5V~13.8Vin, 0.6V~5.0Vout, 40A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com