データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

5254-RC データシート(PDF) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

部品番号 5254-RC
部品情報  5200 Series - Hash Choke
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
ホームページ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions

5254-RC データシート(HTML) 2 Page - Bourns Electronic Solutions

  5254-RC Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions 5254-RC Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
5218
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
0
5
10
15
20
25
30
DC Current (A)
5219
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
0
5
10
15
20
25
DC Current (A)
5220
7.70
7.75
7.80
7.85
7.90
7.95
8.00
8.05
0
5
10
15
20
25
DC Current (A)
5230
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.70
3.75
0246
8
10
12
DC Current (A)
5240
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
01
234
5
6
DC Current (A)
5248
0
10
20
30
40
50
60
70
0123456789
DC Current (A)
5250
0
20
40
60
80
100
120
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
DC Current (A)
5252
0
20
40
60
80
100
120
140
012
345
DC Current (A)
5254
0
50
100
150
200
250
300
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
DC Current (A)
5256
0
100
200
300
400
500
600
00.5
11.5
22.5
3
DC Current (A)
5258
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
DC Current (A)
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications
5200 Series - Hash Choke
L vs I Graphs
REV. 02/09


同様の部品番号 - 5254-RC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
5254-RC BOURNS-5254-RC Datasheet
2Mb / 2P
   5200 Series - Hash Choke
5254-RC BOURNS-5254-RC Datasheet
2Mb / 2P
   Hash Choke
More results

同様の説明 - 5254-RC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
5258 BOURNS-5258 Datasheet
2Mb / 2P
   5200 Series - Hash Choke
5218-RC BOURNS-5218-RC_12 Datasheet
2Mb / 2P
   Hash Choke
logo
Rhombus Industries Inc.
L-13268 RHOMBUS-IND-L-13268 Datasheet
16Kb / 1P
   AXIAL LEAD HASH CHOKE
logo
3M Electronics
5200 3M-5200 Datasheet
49Kb / 5P
   Marine Adhesive/Sealant Fast Cure 5200
logo
Agere Systems
5200 AGERE-5200 Datasheet
55Kb / 4P
   5200-Series 64 x 64 MEMS Optical Switch Module
logo
Mini-Circuits
HFCN-1910 MINI-HFCN-1910 Datasheet
118Kb / 1P
   Ceramic High Pass Filter 2200 to 5200 MHz
logo
Cree, Inc
CGHV59350 CREE-CGHV59350 Datasheet
3Mb / 12P
   350 W, 5200 - 5900 MHz, 50-Ohm Input
logo
Analog Devices
ADL6337 AD-ADL6337 Datasheet
1Mb / 41P
   35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA
Rev. B
logo
Kemet Corporation
SC-15-E50JH KEMET-SC-15-E50JH Datasheet
129Kb / 1P
   KEMET, SC-JH, AC Line Filters, Common Mode, 5200 uH
logo
Tyco Electronics
2-1123309-3 MACOM-2-1123309-3 Datasheet
246Kb / 2P
   DOUBLE ROW HEADER ASSY 4P(H TYPE)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com