データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDBA260LR-HF データシート(PDF) 3 Page - Comchip Technology

部品番号 CDBA260LR-HF
部品情報  Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMCHIP [Comchip Technology]
ホームページ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBA260LR-HF データシート(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CDBA260LR-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBA260LR-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBA260LR-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBA260LR-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
Page 3
REV:A
QW-JL020
Comchip Technology CO., LTD.
Reel Taping Specification
Trailer
Device
Leader
10 pitches (min)
10 pitches (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
T
C
Direction of Feed
Index hole
d
E
F
B
W
P
P0
P1
A
D1
D2
D
W1
B
C
d
D
D2
D1
SYMBOL
(mm)
(inch)
2.441 MIN.
1.50 ± 0.10
62.0 MIN.
13.50 ± 0.50
330 ± 2.00
0.059 ± 0.004
12.99 ± 0.079
0.531 ± 0.020
2.70 ± 0.10
0.106 ± 0.004
5.30 ± 0.10
0.209 ± 0.004
2.66 ± 0.10
0.105 ± 0.004
(SMA)
DO-214AC
4.00 ± 0.10
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.10
12.0 ± 0.30
18.40 ± 1.00
SYMBOL
(mm)
(inch)
0.157 ± 0.004
0.157 ± 0.004
0.079 ± 0.004
0.724 ± 0.039
E
F
P
P0
P1
W
W1
1.75 ± 0.10
0.069 ± 0.004
5.50 ± 0.10
0.217 ± 0.004
0.60 ± 0.10
0.236 ± 0.004
T
0.472 ± 0.012
(SMA)
DO-214AC
A


同様の部品番号 - CDBA260LR-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBA260LR-HF COMCHIP-CDBA260LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - CDBA260LR-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBA220LR-H COMCHIP-CDBA220LR-H_15 Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA1100LR-HF COMCHIP-ACDBA1100LR-HF Datasheet
93Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120LR-HF COMCHIP-CDBA120LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220LR-HF COMCHIP-CDBA220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA320LR-HF COMCHIP-CDBA320LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB120LR-HF COMCHIP-CDBB120LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB220LR-HF COMCHIP-CDBB220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA260LR-HF COMCHIP-ACDBA260LR-HF Datasheet
93Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBC220LR-HF COMCHIP-CDBC220LR-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM140LR-G COMCHIP-CDBM140LR-G Datasheet
94Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220LR-H COMCHIP-CDBA220LR-H Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF Low IR SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com