データシートサーチシステム |
|
TLP521-2 データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP521-2 データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 9 page TLP521 −1,TLP521−2,TLP521−4 2007-10-01 7 Forward voltage VF (V) IF – VF 100 50 0.4 0.3 5 0.5 30 3 1 10 0.1 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Ta=25°C ΔVF/ΔTa – IF Forward current IF (mA) 0.1 -2.0 -2.4 -2.8 -0.4 0.3 -1.6 -1.2 -0.8 1 3 10 30 IFP – VFP Pulse forward voltage VFP (V) 1000 500 0 3 50 5 300 30 10 100 1 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 Pulse width ≤10μs Repetitive frequency =100Hz Ta = 25°C ICEO – Ta Ambient temperature Ta (℃) 10 1 10 0 10 -1 160 120 80 40 0 10 -2 10 -3 10 -4 10V 5V VCE=24V Collector-emitter voltage VCE (V) IC – VCE 25 1.0 0.8 0.4 0.6 0.2 20 15 10 0 0 5 1.2 1.4 Ta=25°C 50mA 10mA 20mA 5mA IF=2mA 30mA 40mA Collector-emitter voltage VCE (V) IC – VCE 50mA 10mA 20mA 15mA PC(MAX.) IF=5mA 30mA 80 10 8 4 6 0 2 60 40 20 0 Ta=25°C |
同様の部品番号 - TLP521-2 |
|
同様の説明 - TLP521-2 |