データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74HC253DE4 データシート(PDF) 6 Page - Texas Instruments

部品番号 SN74HC253DE4
部品情報  DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74HC253DE4 データシート(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HC253DE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74HC253DE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
SN54HC253, SN74HC253
DUAL 4LINE TO 1LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
WITH 3STATE OUTPUTS
SCLS133E − DECEMBER 1982 − REVISED SEPTEMBER 2003
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range, CL = 150 pF
(unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
TO
VCC
TA = 25°C
SN54HC253
SN74HC253
UNIT
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
2 V
76
235
355
295
A or B
Any Y
4.5 V
23
47
71
59
tpd
A or B
Any Y
6 V
20
41
60
51
ns
tpd
Data
2 V
68
220
335
275
ns
Data
(Any C)
Y
4.5 V
20
44
67
55
(Any C)
Y
6 V
17
38
57
51
2 V
44
185
280
230
ten
OE
Y
4.5 V
16
37
56
46
ns
ten
OE
Y
6 V
14
32
48
40
ns
2 V
45
210
315
265
tt
Y
4.5 V
17
42
63
53
ns
tt
Y
6 V
13
36
53
45
ns
operating characteristics, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance per multiplexer
No load
45
pF


同様の部品番号 - SN74HC253DE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74HC253D TI-SN74HC253D Datasheet
122Kb / 8P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

同様の説明 - SN74HC253DE4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN54ALS352 TI-SN54ALS352 Datasheet
94Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN54153 TI1-SN54153_15 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS153 RENESAS-HD74LS153 Datasheet
82Kb / 8P
   Dual 4-Line to 1-Line Data Selectors / Multiplexers
logo
Texas Instruments
SN54HC153 TI1-SN54HC153_15 Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
CD54AC153 TI-CD54AC153 Datasheet
338Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN74F352 TI1-SN74F352 Datasheet
181Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
National Semiconductor ...
54153 NSC-54153 Datasheet
120Kb / 6P
   Dual 4-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers
54LS352 NSC-54LS352 Datasheet
128Kb / 6P
   Dual 4-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers
logo
Texas Instruments
SN54ALS352 TI1-SN54ALS352_11 Datasheet
349Kb / 11P
[Old version datasheet]   DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
National Semiconductor ...
54LS153 NSC-54LS153 Datasheet
142Kb / 6P
   Dual 4-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com