データシートサーチシステム |
|
2SC3902S データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor |
|
2SC3902S データシート(HTML) 4 Page - ON Semiconductor |
4 / 7 page 2SA1507 / 2SC3902 No.2101-4/7 Case Temperature, Tc -- °C PC -- Tc 0 2 4 6 12 10 8 0 20 80 100 60 40 160 140 120 ITR03838 2SA1507 / 2SC3902 Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V A S O Ambient Temperature, Ta -- °C PC -- Ta 0.01 1.0 0.1 10 5 3 2 5 3 2 5 5 3 2 1.0 73 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.6 1.4 1.5 1.2 1.0 0 20 80 100 60 40 160 140 120 ITR03836 No heat sink 7 10 53 27 53 2 100 ITR03837 100ms DC operation (T a=25 °C) DC operation (Tc=25 °C) Ta=25 °C Single pulse For PNP, minus sign is omitted. 2SA1507 / 2SC3902 2SA1507 / 2SC3902 ICP=2.5A IC=1.5A VBE(sat) -- IC Collector Current, IC -- A Collector Current, IC -- A VCE(sat) -- IC Collector Current, IC -- A VCE(sat) -- IC VBE(sat) -- IC Collector Current, IC -- A ITR03834 --1.0 --10 3 5 7 2 3 5 7 2 7 --0.01 --0.1 57 3 2 --1.0 57 3 23 2 1.0 10 3 5 7 2 3 5 7 2 7 0.01 0.1 57 3 2 1.0 57 3 23 2 ITR03835 2SA1507 IC / IB=10 2SC3902 IC / IB=10 25 °C 75 °C Ta=--25°C 25 °C 75 °C Ta=--25°C 2 --0.01 --0.1 57 73 2 --1.0 57 32 3 2 0.01 0.1 57 73 2 1.0 57 32 3 --10000 --1000 2 3 5 --100 2 3 5 2 3 5 10000 1000 2 3 5 100 2 3 5 2 3 5 ITR03832 ITR03833 2SC3902 IC / IB=10 2SA1507 IC / IB=10 --25 °C 25 °C Ta=75°C --25 °C 25 °C Ta=75°C |
同様の部品番号 - 2SC3902S |
|
同様の説明 - 2SC3902S |