データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1781K データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 2SD1781K
部品情報  TRANSISTOR (NPN)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SD1781K データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  2SD1781K Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
2. 80¡ À0. 05
1. 60¡ À0. 05
2SD1781K TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Power dissipation
PCM:
200
mW (Tamb=25
℃)
Collector current
ICM
0.8
A
Collector-base voltage
V(BR)CBO:
40
V
Operating and storage junction temperature range
TJ Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic=
50µA, IE=0
40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
Ic=
1mA, IB=0
32
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=50µA, IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=20V, IE=0
0.5
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=4V, IC=0
0.5
µA
DC current gain
hFE(1)
VCE=3V, IC=100mA
120
390
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=500mA, IB=50mA
0.4
V
Transition frequency
fT
VCE=5V, IC=50mA, f=100MHz
150
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
10
pF
CLASSIFICATION OF hFE(1)
Rank
Q
R
Range
120-270
180-390
Marking
AFQ
AFR
SOT-23-3L
1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
2SD1781K
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - 2SD1781K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SD1781K ROHM-2SD1781K Datasheet
93Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
2SD1781K ROHM-2SD1781K Datasheet
53Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1781K KEXIN-2SD1781K Datasheet
37Kb / 1P
   Medium Power Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD1781K SECOS-2SD1781K Datasheet
702Kb / 2P
   NPN Silicon Plastic Encapsulated Transistor
logo
Rohm
2SD1781K ROHM-2SD1781K Datasheet
59Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
More results

同様の説明 - 2SD1781K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com