データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1267 データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 KTA1267
部品情報  TRANSISTOR (PNP)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1267 データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  KTA1267 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
KTA1267 TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
Power dissipation
PCM:
0.4
W (Tamb=25
℃)
Collector current
ICM:
-0.15
A
Collector-base voltage
V(BR)CBO:
-50
V
Operating and storage junction temperature range
TJ, Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic=
-100µA, IE=0
-50
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
Ic=
-1mA, IB=0
-50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100µA, IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-50V, IE=0
-0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V, IC=0
-0.1
µA
DC current gain
hFE(1)
VCE=-6V, IC=-2mA
70
400
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-100mA, IB=-10mA
-0.3
V
Transition frequency
fT
VCE=-10V, IC=-1mA
80
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
7
pF
Noise figure
NF
VCE=-6V, Ic=-0.1mA,
f=
1KHZ, Rg=10KΩ
10
dB
CLASSIFICATION OF hFE(1)
Rank
O
Y
GR
Range
70-140
120-240
200-400
Marking
TO-92S
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
123
KTA1267
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - KTA1267

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1267 KEC-KTA1267 Datasheet
330Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTA1267 FOSHAN-KTA1267 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTA1267 JIANGSU-KTA1267 Datasheet
505Kb / 4P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
KTA1267-GR MCC-KTA1267-GR Datasheet
101Kb / 4P
   PNP General Purpose Application
KTA1267-GR MCC-KTA1267-GR Datasheet
395Kb / 4P
   PNP General Purpose Application
More results

同様の説明 - KTA1267

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com