データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDZ16 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 TDZ16
部品情報  Zener Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TDZ16 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  TDZ16 Datasheet HTML 1Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 2Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 3Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 4Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 5Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 6Page - Rohm TDZ16 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
TDZ series
lElectrical characteristics
(Ta= 25°C)
MIN.
MAX.
IZ(mA)
MAX.
VR(V)
TDZ 5.1
4.60
5.60
10
10
1.5
TDZ 5.6
5.10
6.10
10
10
2.5
TDZ 6.2
5.60
6.80
10
10
3.0
TDZ 6.8
6.20
7.40
10
10
3.5
TDZ 7.5
6.80
8.30
10
10
4.5
TDZ 8.2
7.40
9.00
10
10
4.9
TDZ 9.1
8.20
10.00
10
10
5.5
TDZ 10
9.00
11.00
10
10
6.0
TDZ 11
9.90
12.10
10
10
7.0
TDZ 12
10.80
13.20
10
10
8.0
TDZ 13
11.70
14.30
10
10
9.0
TDZ 15
13.50
16.50
10
10
10.0
TDZ 16
14.40
17.60
10
10
11.0
TDZ 18
16.20
19.80
10
10
12.0
TDZ 20
18.00
22.00
10
10
14.0
TDZ 22
19.80
24.20
10
10
15.0
TDZ 24
21.60
26.40
10
10
16.0
TDZ 27
24.30
29.70
10
10
19.0
TDZ 30
27.00
33.00
10
10
21.0
(1) The Zener voltage (Vz) is measured 40ms after power is supplied.
(2) The operating resistances(Zz,Zzk) are measured by superimposing a minute alternating current
on the regulated current(Iz)
lMARKING
(TYPE NO.)
TYP.
Reverse current
:
IR(mA)
Symbol
Zener voltage : VZ(V)
TYPE
TYPE NO.
TYPE
TYPE NO.
TDZ 5.1
A2
TDZ 13
35
TDZ 5.6
C2
TDZ 15
45
TDZ 6.2
E2
TDZ 16
55
TDZ 6.8
F2
TDZ 18
65
TDZ 7.5
H2
TDZ 20
75
TDZ 8.2
J2
TDZ 22
85
TDZ 9.1
L2
TDZ 24
95
TDZ 10
05
TDZ 27
A5
TDZ 11
15
TDZ 30
C5
TDZ 12
25
2/6
2013.11 - Rev.D


同様の部品番号 - TDZ16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
TDZ16 ROHM-TDZ16 Datasheet
160Kb / 5P
   Zener diode
TDZ16 ROHM-TDZ16 Datasheet
143Kb / 5P
   Zener diode
TDZ16 ROHM-TDZ16 Datasheet
144Kb / 5P
   Zener diode
TDZ16 ROHM-TDZ16 Datasheet
142Kb / 5P
   Zener diode
TDZ16 ROHM-TDZ16 Datasheet
356Kb / 7P
   Constant voltage control
More results

同様の説明 - TDZ16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com