データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ40A データシート(PDF) 10 Page - AVX Corporation

部品番号 SMAJ40A
部品情報  Transient Suppression Diodes For General Purpose Use
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

SMAJ40A データシート(HTML) 10 Page - AVX Corporation

Back Button SMAJ40A Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation SMAJ40A Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
10
Transient Suppression Diodes
For General Purpose Use
REEL
QUANTITIES
FULL RADIUS
D*
B
C
N
G (Measured at Hub)
T
A
Embossed Carrier
Top cover
tape thickness
0.10mm (0.004in) Max.
SYMBOL
SPECIFICATIONS
Unit
SMA
SMB
SMC
Tape size
mm
12
12
16
A
inch
13
13
13
B (max)
mm
1.5
1.5
1.5
C
mm
13±0.2
13±0.2
13±0.2
D (max)
mm
20.2
20.2
20.2
N (min)
mm
50
50
50
G
mm
12.4 +2.0/0.0
12.4 +2.0/-0.0
16.4 +2.0/-0.0
T (max)
mm
18.4
18.4
22.4
SYMBOL
SPECIFICATIONS
Unit
SMA
SMB
SMC
Qty per reel
k7.5
3
3
Weight per reel
kg
0.85
0.6
1.2


同様の部品番号 - SMAJ40A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ40A JGD-SMAJ40A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SMAJ40A VISHAY-SMAJ40A Datasheet
100Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
logo
Littelfuse
SMAJ40A LITTELFUSE-SMAJ40A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMAJ40A LUGUANG-SMAJ40A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMAJ40A UMW-SMAJ40A Datasheet
783Kb / 4P
   5.0V-188V 400W
More results

同様の説明 - SMAJ40A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
15KPA150CA LITTELFUSE-15KPA150CA Datasheet
653Kb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
5.0SMDJ60CA LITTELFUSE-5.0SMDJ60CA Datasheet
1Mb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4KE LITTELFUSE-P4KE Datasheet
145Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
SACB LITTELFUSE-SACB Datasheet
181Kb / 4P
   Transient Voltage Suppression Diodes
P4SMA LITTELFUSE-P4SMA Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
30KPA42A LITTELFUSE-30KPA42A Datasheet
1Mb / 6P
   Transient Voltage Suppression Diodes
TP1.5KE LITTELFUSE-TP1.5KE Datasheet
1Mb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Shanghai Yint Electroni...
SM5S YINT-SM5S Datasheet
385Kb / 3P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Littelfuse
P6KE LITTELFUSE-P6KE Datasheet
139Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
1KSMB6.8A LITTELFUSE-1KSMB6.8A Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com