データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMV1235-004 データシート(PDF) 4 Page - Alpha Industries

部品番号 SMV1235-004
部品情報  Hyperabrupt Tuning Varactors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPHA [Alpha Industries]
ホームページ  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMV1235-004 データシート(HTML) 4 Page - Alpha Industries

  SMV1235-004 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMV1235-004 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMV1235-004 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries SMV1235-004 Datasheet HTML 4Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Hyperabrupt Tuning Varactors
SMV1232–SMV1237
4
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 6/99A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
1
2
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.


同様の部品番号 - SMV1235-004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1235-004 SKYWORKS-SMV1235-004 Datasheet
179Kb / 7P
   Hyperabrupt Tuning Varactors
SMV1235-004LF SKYWORKS-SMV1235-004LF Datasheet
179Kb / 7P
   Hyperabrupt Tuning Varactors
More results

同様の説明 - SMV1235-004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1231 SKYWORKS-SMV1231 Datasheet
179Kb / 7P
   Hyperabrupt Tuning Varactors
logo
Alpha Industries
SMV1247 ALPHA-SMV1247 Datasheet
502Kb / 4P
   Hyperabrupt Tuning Varactors
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMV1247 SKYWORKS-SMV1247 Datasheet
82Kb / 6P
   Hyperabrupt Tuning Varactors
SMV1129 SKYWORKS-SMV1129 Datasheet
119Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1770-079 SKYWORKS-SMV1770-079 Datasheet
140Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1771 SKYWORKS-SMV1771 Datasheet
539Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1245 SKYWORKS-SMV1245 Datasheet
524Kb / 7P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019_15 Datasheet
822Kb / 10P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV1281 SKYWORKS-SMV1281 Datasheet
130Kb / 4P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
SMV2019 SKYWORKS-SMV2019 Datasheet
110Kb / 9P
   Hyperabrupt Junction Tuning Varactors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com