データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTV20N50E データシート(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

部品番号 MTV20N50E
部品情報  TMOS POWER FET 20 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.240 OHM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MTV20N50E データシート(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MTV20N50E Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MTV20N50E Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MTV20N50E
6
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
SAFE OPERATING AREA
TJ, STARTING JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Figure 12. Maximum Rated Forward Biased
Safe Operating Area
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 13. Maximum Avalanche Energy versus
Starting Junction Temperature
25
50
75
100
125
150
t, TIME (s)
Figure 14. Thermal Response
Figure 15. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
0
1200
800
400
100
RDS(on) LIMIT
THERMAL LIMIT
PACKAGE LIMIT
10
VGS = 20 V
SINGLE PULSE
TC = 25°C
1.0
1.0
10
100
0.1
dc
100
µs
1 ms
10 ms
1000
ID = 20 A
1.0
0.1
0.001
0.01
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
R
θJC(t) = r(t) RθJC
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) – TC = P(pk) R
θJC(t)
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2
0.02
D = 0.5
0.05
0.01
SINGLE PULSE
0.1
0.2
1600
2000
0.1


同様の部品番号 - MTV20N50E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MTV20N50E ONSEMI-MTV20N50E Datasheet
287Kb / 11P
   Power Field Effect Transistor
August, 2006 ??Rev. 1
logo
Inchange Semiconductor ...
MTV20N50E ISC-MTV20N50E Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - MTV20N50E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MTW20N50E MOTOROLA-MTW20N50E Datasheet
193Kb / 8P
   TMOS POWER FET 20 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.24 OHM
MTD2N50E MOTOROLA-MTD2N50E Datasheet
299Kb / 10P
   TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 3.6 OHM
MTP2P50E MOTOROLA-MTP2P50E Datasheet
230Kb / 8P
   TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 6.0 OHM
MTE30N50E MOTOROLA-MTE30N50E Datasheet
229Kb / 8P
   TMOS POWER FET 30 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.150 OHM
MTE53N50E MOTOROLA-MTE53N50E Datasheet
167Kb / 8P
   TMOS POWER FET 53 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.080 OHM
MTP1N50E MOTOROLA-MTP1N50E Datasheet
159Kb / 8P
   TMOS POWER FET 1.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 5.0 OHM
MTV16N50E MOTOROLA-MTV16N50E Datasheet
276Kb / 10P
   TMOS POWER FET 16 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.40 OHM
MTW14N50E MOTOROLA-MTW14N50E Datasheet
205Kb / 8P
   TMOS POWER FET 14 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.40 OHM
MTP2N50E MOTOROLA-MTP2N50E Datasheet
244Kb / 8P
   TMOS POWER FET 2.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 3.6 OHM
MTP8N50E MOTOROLA-MTP8N50E Datasheet
158Kb / 6P
   TMOS POWER FET 8.0 AMPERES 500 VOLTS RDS(on) = 0.8 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com