データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTV32N20E データシート(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

部品番号 MTV32N20E
部品情報  TMOS POWER FET 32 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.075 OHM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MTV32N20E データシート(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MTV32N20E Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MTV32N20E Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MTV32N20E
6
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
SAFE OPERATING AREA
TJ, STARTING JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Figure 11. Maximum Rated Forward Biased
Safe Operating Area
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 12. Maximum Avalanche Energy versus
Starting Junction Temperature
25
50
75
100
125
150
t, TIME (s)
Figure 13. Thermal Response
Figure 14. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
0
600
450
300
750
100
RDS(on) LIMIT
THERMAL LIMIT
PACKAGE LIMIT
10
VGS = 20 V
SINGLE PULSE
TC = 25°C
1.0
1.0
10
100
0.1
dc
10
µs
1.0 ms
10 ms
1000
150
ID = 32 A
1.0
0.1
0.001
0.01
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
1.0E+02
1.0E+03
1.0E+04
R
θJC(t) = r(t) RθJC
R
θJC = 0.7°C/W MAX
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME AT t1
TJ(pk) – TC = P(pk) R
θJC(t)
P(pk)
t1
t2
DUTY CYCLE, D = t1/t2
0.02
D = 0.5
0.05
0.01
SINGLE PULSE
0.1
0.2
0.1 ms


同様の部品番号 - MTV32N20E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
MTV32N20E ISC-MTV32N20E Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - MTV32N20E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MTW32N20E MOTOROLA-MTW32N20E Datasheet
205Kb / 8P
   TMOS POWER FET 32 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.075 OHM
MTD6N20E MOTOROLA-MTD6N20E Datasheet
269Kb / 10P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.7 OHM
MTD4N20E MOTOROLA-MTD4N20E Datasheet
268Kb / 10P
   TMOS POWER FET 4.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.2 OHM
MTP36N06V MOTOROLA-MTP36N06V Datasheet
188Kb / 8P
   TMOS POWER FET 32 AMPERES 60 VOLTS RDS(on) = 0.04 OHM
MTW32N25E MOTOROLA-MTW32N25E Datasheet
151Kb / 8P
   TMOS POWER FET 32 AMPERES 250 VOLTS RDS(on) = 0.08 OHM
MTP20N20E MOTOROLA-MTP20N20E Datasheet
203Kb / 8P
   TMOS POWER FET 20 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.16 OHM
MTY55N20E MOTOROLA-MTY55N20E Datasheet
231Kb / 8P
   TMOS POWER FET 55 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.028 OHM
MTE125N20E MOTOROLA-MTE125N20E Datasheet
228Kb / 8P
   TMOS POWER FET 125 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.015 OHM
MTP6P20E MOTOROLA-MTP6P20E Datasheet
216Kb / 8P
   TMOS POWER FET 6.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 1.0 OHM
MTP7N20E MOTOROLA-MTP7N20E Datasheet
223Kb / 8P
   TMOS POWER FET 7.0 AMPERES 200 VOLTS RDS(on) = 0.70 OHMS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com