データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT42W データシート(PDF) 2 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 BAT42W
部品情報  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAT42W データシート(HTML) 2 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  BAT42W Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD BAT42W Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
BAT42W-43W
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - BAT42W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BAT42W PANJIT-BAT42W Datasheet
61Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BAT42W SUNMATE-BAT42W Datasheet
113Kb / 2P
   200mA Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Tak Cheong Electronics ...
BAT42W TAK_CHEONG-BAT42W Datasheet
124Kb / 4P
   400mW SOD-123 SURFACE MOUNT Small Outline Flat Lead Plastic Package Fast Switching Schottky Barrier Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BAT42W BILIN-BAT42W Datasheet
146Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
logo
Pan Jit International I...
BAT42W PANJIT-BAT42W Datasheet
78Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results

同様の説明 - BAT42W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
SD101AWS KEXIN-SD101AWS Datasheet
36Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SD103BWS KEXIN-SD103BWS Datasheet
34Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BAS40 SEMTECH_ELEC-BAS40 Datasheet
119Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Weitron Technology
WSD751H WEITRON-WSD751H Datasheet
309Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
GTM CORPORATION
GD751SD GTM-GD751SD Datasheet
134Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
GS400SD GTM-GS400SD Datasheet
148Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
GS402SD GTM-GS402SD Datasheet
163Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BAT46W TSC-BAT46W Datasheet
29Kb / 1P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Diodes Incorporated
SDMK0340L DIODES-SDMK0340L_08 Datasheet
107Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 10 - 2 June 2008
SDMG0340L DIODES-SDMG0340L_08 Datasheet
125Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 12 - 2 July 2008
SDM10K45 DIODES-SDM10K45_10 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 15 - 2 June 2010
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com