データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT5409WFILM データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 BAT5409WFILM
部品情報  Small signal Schottky diodes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BAT5409WFILM データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button BAT5409WFILM Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics BAT5409WFILM Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Package information
BAT54
10/13
Doc ID 5505 Rev 10
Figure 17.
SOT-323 footprint (dimensions in mm)
Table 10.
SOT-323 dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.8
1.1
0.031
0.043
A1
0.0
0.1
0.0
0.004
b
0.25
0.4
0.010
0.016
c
0.1
0.26
0.004
0.010
D
1.8
2.0
2.2
0.071
0.079
0.086
E
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65
0.026
H
1.8
2.1
2.4
0.071
0.083
0.094
L
0.1
0.2
0.3
0.004
0.008
0.012
q
0
30°
0
30°
A1
A
L
H
c
b
E
D
e
θ
0.95
1.0
2.9
0.50
0.8


同様の部品番号 - BAT5409WFILM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BAT5409WFILM STMICROELECTRONICS-BAT5409WFILM Datasheet
163Kb / 13P
   Small signal Schottky diodes
More results

同様の説明 - BAT5409WFILM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TMMBAT47 STMICROELECTRONICS-TMMBAT47 Datasheet
63Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BAT86 MCC-BAT86 Datasheet
159Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
SD101AW VISHAY-SD101AW Datasheet
99Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.4, 16-Dec-05
logo
Micro Commercial Compon...
SD103A MCC-SD103A Datasheet
121Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diodes
logo
STMicroelectronics
BAR18 STMICROELECTRONICS-BAR18 Datasheet
224Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
BAR42 STMICROELECTRONICS-BAR42 Datasheet
54Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL5712 BILIN-LL5712 Datasheet
61Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Vishay Siliconix
BAS281 VISHAY-BAS281_12 Datasheet
175Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
BAT81S VISHAY-BAT81S_12 Datasheet
106Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
Rev. 1.8, 23-Jul-10
logo
Comchip Technology
CDBV3-54 COMCHIP-CDBV3-54_12 Datasheet
103Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diodes
CDBH3-00340C-G COMCHIP-CDBH3-00340C-G Datasheet
67Kb / 2P
   Small Signal Schottky Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com