データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF8308MTRPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF8308MTRPBF
部品情報  RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF8308MTRPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF8308MTRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF8308MPbF
6
www.irf.com
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
RG
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
1K
VCC
DUT
0
L
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS


同様の部品番号 - IRF8308MTRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF8308MTR1PBF IRF-IRF8308MTR1PBF Datasheet
271Kb / 10P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
More results

同様の説明 - IRF8308MTRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6713STR1PBF IRF-IRF6713STR1PBF Datasheet
236Kb / 9P
   ROHS Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6894MTRPBF IRF-IRF6894MTRPBF Datasheet
253Kb / 9P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6894MPBF IRF-IRF6894MPBF_15 Datasheet
253Kb / 9P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6722S1PBF IRF-IRF6722S1PBF Datasheet
270Kb / 9P
   RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6718L2PBF IRF-IRF6718L2PBF_15 Datasheet
236Kb / 10P
   RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6726MPBF IRF-IRF6726MPBF_15 Datasheet
262Kb / 9P
   RoHS Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6802SDPBF IRF-IRF6802SDPBF_15 Datasheet
281Kb / 9P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6633TR1 IRF-IRF6633TR1 Datasheet
263Kb / 10P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF8308MTR1PBF IRF-IRF8308MTR1PBF Datasheet
271Kb / 10P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
IRF6802SDPBF IRF-IRF6802SDPBF Datasheet
230Kb / 9P
   RoHs Compliant Containing No Lead and Bromide
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com