データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD5NK40ZT4 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD5NK40ZT4
部品情報  N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD5NK40ZT4 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD5NK40ZT4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
7/13
STP5NK40Z - STP5NK40ZFP - STD5NK40Z - STD5NK40Z-1
Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching
And Diode Recovery Times
Fig. 4: Gate Charge test Circuit
Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform
Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit
Fig. 3: Switching Times Test Circuit For
Resistive Load


同様の部品番号 - STD5NK40ZT4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD5NK40Z STMICROELECTRONICS-STD5NK40Z Datasheet
601Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD5NK40Z-1 STMICROELECTRONICS-STD5NK40Z-1 Datasheet
601Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results

同様の説明 - STD5NK40ZT4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP5NK40Z STMICROELECTRONICS-STP5NK40Z Datasheet
601Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD4NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STD4NK50ZT4 Datasheet
671Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4W - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK
STD4NB40 STMICROELECTRONICS-STD4NB40 Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 4A DPAK/IPAK PowerMESH??MOSFET
STP7NK40Z STMICROELECTRONICS-STP7NK40Z Datasheet
605Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V-0.85ohm-5.4A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK50Z STMICROELECTRONICS-STP4NK50Z Datasheet
664Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z Datasheet
620Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STP3NK90Z STMICROELECTRONICS-STP3NK90Z Datasheet
613Kb / 13P
   N-CHANNEL 900V - 4.1ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STGP3NB60F STMICROELECTRONICS-STGP3NB60F Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STD4NK50ZD STMICROELECTRONICS-STD4NK50ZD Datasheet
893Kb / 17P
   N-channel 500V - 2.4廓 - 3A - TO-220 - TO-220FP- DPAK - IPAK Fast diode SuperMESH??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com