データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM29LV400BB70RWAEB データシート(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices

部品番号 AM29LV400BB70RWAEB
部品情報  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMD [Advanced Micro Devices]
ホームページ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29LV400BB70RWAEB データシート(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices

  AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29LV400BB70RWAEB Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
Am29LV400B
AD VAN C E I N F O RM AT I O N
CONNECTION DIAGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NC
RY/BY#
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
CE#
VSS
OE#
DQ0
DQ8
DQ1
DQ9
DQ2
DQ10
DQ3
DQ11
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
RESET#
WE#
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
BYTE#
VSS
DQ15/A-1
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ5
DQ12
DQ4
VCC
SO
21523A-3
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
DQ15/A-1
VSS
BYTE#
A16
A15
A14
A12
A13
DQ13
DQ6
DQ14
DQ7
A11
A10
A8
A9
VCC
DQ4
DQ12
DQ5
NC
NC
RESET#
WE#
DQ11
DQ3
DQ10
DQ2
NC
NC
NC
RY/BY#
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
A5
A6
A17
A7
OE#
VSS
CE#
A0
A1
A2
A4
A3
FBGA
Bump Side (Bottom) View


同様の部品番号 - AM29LV400BB70RWAEB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SPANSION
AM29LV400BB70 SPANSION-AM29LV400BB70 Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results

同様の説明 - AM29LV400BB70RWAEB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29LV400 AMD-AM29LV400 Datasheet
516Kb / 40P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B_03 Datasheet
382Kb / 14P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
SPANSION
AM29LV400BT-90EC SPANSION-AM29LV400BT-90EC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400BB-90EC SPANSION-AM29LV400BB-90EC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400BT-70EI SPANSION-AM29LV400BT-70EI Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400BT-70SC SPANSION-AM29LV400BT-70SC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29F400B AMD-AM29F400B Datasheet
515Kb / 37P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B_00 Datasheet
911Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
SPANSION
AM29F400B SPANSION-AM29F400B_09 Datasheet
862Kb / 43P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29F400B AMD-AM29F400B_06 Datasheet
870Kb / 43P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com