データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74LVXT4066DTR2G データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC74LVXT4066DTR2G
部品情報  Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4066DTR2G データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
MC74LVXT4066
http://onsemi.com
6
Figure 1a. Typical On Resistance, VCC = 2.0 V, T = 25°C
Figure 1b. Typical On Resistance, VCC = 2.0 V
Figure 1c. Typical On Resistance, VCC = 3.0 V
Figure 2. On Resistance Test Set−Up
PLOTTER
MINI COMPUTER
PROGRAMMABLE
POWER
SUPPLY
DC ANALYZER
VCC
+
-
ANALOG IN
COMMON OUT
GND
DEVICE
UNDER TEST
Figure 1d. Typical On Resistance, VCC = 4.5 V
Figure 1e. Typical On Resistance, VCC = 5.5 V
350
Vin (Volts)
250
150
50
0
0.5
1
300
200
100
1.5
2
2.5
0
400
125
°C
-55
°C
25
°C
85
°C
Vin (Volts)
250
150
50
0
0.5
1
200
100
1.5
2
2.5
0
Is = 1mA
Is = 9mA
Is = 5mA
Is = 15mA
35
Vin (Volts)
25
15
5
0
1
30
20
10
2
0
125
°C
-55
°C
25
°C
85
°C
3
Vin (Volts)
25
15
5
0
12
20
10
34
5
0
125
°C
-55
°C
25
°C
85
°C
4
14
Vin (Volts)
10
6
2
0
12
12
8
4
345
0
125
°C
-55
°C
25
°C
85
°C
16
6
18


同様の部品番号 - MC74LVXT4066DTR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4066DTR2 ONSEMI-MC74LVXT4066DTR2 Datasheet
265Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 1
MC74LVXT4066DTR2 ONSEMI-MC74LVXT4066DTR2 Datasheet
172Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 2
More results

同様の説明 - MC74LVXT4066DTR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_11 Datasheet
196Kb / 13P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 5
MC74LVXT4066 ONSEMI-MC74LVXT4066 Datasheet
265Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 1
MC54-74HC4016 ONSEMI-MC54-74HC4016 Datasheet
349Kb / 11P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
MC74HCT4066A ONSEMI-MC74HCT4066A Datasheet
174Kb / 13P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
November, 2010 ??Rev. 1
MC74HC4316A ONSEMI-MC74HC4316A_14 Datasheet
157Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
MC74HC4067ADTG ONSEMI-MC74HC4067ADTG Datasheet
170Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
June, 2013 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC54HC4016A MOTOROLA-MC54HC4016A Datasheet
336Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com