データシートサーチシステム |
|
TLAU1002A データシート(PDF) 10 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLAU1002A データシート(HTML) 10 Page - Toshiba Semiconductor |
10 / 17 page TL(RU,SU,OU,AU,YU,GU,PGU)1002A(T02) 2008-05-22 10 TLPGU1002A IF = 20 mA Ta = 25°C 0 0.4 1.0 0.8 520 0.6 0.2 600 580 560 540 0.1 10 3 80 60 100 1 0.3 20 5 0.5 −20 0 40 Ta = 25°C 1 100 30 1.7 2.2 2.1 1.8 2.3 10 3 1.9 50 5 2.0 Forward voltage VF (V) IF – VF Forward current IF (mA) IV – IF Case temperature Tc (°C) IV – Tc Wavelength λ (nm) Wavelength characteristic 1 50 3 5 10 30 100 Ta = 25°C 0.1 3 1 0.3 5 0.5 10 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) |
同様の部品番号 - TLAU1002A |