データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIA450DJ-T1-GE3 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SIA450DJ-T1-GE3
部品情報  N-Channel 240-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA450DJ-T1-GE3 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIA450DJ-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73603
S-80436-Rev. C, 03-Mar-08
Vishay Siliconix
SiA450DJ
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Soure-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
0.01
0.001
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (°C)
ID = 250 µA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
0246
8
10
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID = 0.70 A
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)
10
1000
0.1
0.01
0.001
100
1
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.1
1
100
0.01
0.1
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
10 ms
100 ms
DC
10 s
110
10
1 s
Limited by RDS(on)*
TA = 25 °C
Single Pulse
0.001
1000


同様の部品番号 - SIA450DJ-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIA450DJ VISHAY-SIA450DJ Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 240-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
More results

同様の説明 - SIA450DJ-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TN2404K-T1-E3 VISHAY-TN2404K-T1-E3 Datasheet
226Kb / 9P
   N-Channel 240 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jul-12
SIA450DJ VISHAY-SIA450DJ Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 240-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
TN2404K-T1-GE3 VISHAY-TN2404K-T1-GE3 Datasheet
226Kb / 9P
   N-Channel 240 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jul-12
TN2404K VISHAY-TN2404K_V01 Datasheet
192Kb / 8P
   N-Channel 240 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
TN2460L VISHAY-TN2460L Datasheet
52Kb / 4P
   N-Channel 240-V (D-S) MOSFET
Rev. D , 16-Jul-01
TN2404K VISHAY-TN2404K Datasheet
62Kb / 5P
   N-Channel 240 -V (D-S) MOSFET
Rev. B , 04-Oct-04
TN2410L VISHAY-TN2410L Datasheet
54Kb / 5P
   N-Channel 240-V (D-S) MOSFETs
Rev. F, 16-Jul-01
VP2410L VISHAY-VP2410L Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 240-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 16-Jun-01
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com