データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS19378CS-RLG データシート(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS19378CS-RLG
部品情報  2A Buck (Step-down) WLED Driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS19378CS-RLG データシート(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS19378CS-RLG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19378CS-RLG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TS19378
2A Buck (Step-down) WLED Driver
6/7
Version: A13
SOP-8EP Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y = Year Code
M = Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug,
W=Sep, X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L = Lot Code
SOP-8EP DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX.
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
E
2.05
2.41
0.081
0.095
E1
2.82
3.30
0.111
0.130
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27BSC
0.05BSC
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


同様の部品番号 - TS19378CS-RLG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19378CSRLG TSC-TS19378CSRLG Datasheet
274Kb / 7P
   2A Buck (Step-down) WLED Driver
More results

同様の説明 - TS19378CS-RLG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19378 TSC-TS19378_15 Datasheet
274Kb / 7P
   2A Buck (Step-down) WLED Driver
TS19377 TSC-TS19377 Datasheet
140Kb / 7P
   2A Buck (Step-down) WLED Driver
TS19373 TSC-TS19373_10 Datasheet
259Kb / 9P
   800mA Buck (Step-down) WLED Driver
TS19373 TSC-TS19373 Datasheet
386Kb / 7P
   800mA Buck (Step-down) WLED Driver
TS19372 TSC-TS19372 Datasheet
317Kb / 6P
   Buck (Step-down) WLED Driver with External Switch
TS19372 TSC-TS19372_10 Datasheet
183Kb / 9P
   Buck (Step-down) WLED Driver with External Switch
logo
Diodes Incorporated
AP3419 DIODES-AP3419 Datasheet
471Kb / 9P
   2A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
AP3402 DIODES-AP3402 Datasheet
474Kb / 10P
   1.0MHZ, 2A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
AP3429 DIODES-AP3429 Datasheet
690Kb / 11P
   1.0MHZ, 2A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
LA8303 ETC-LA8303 Datasheet
503Kb / 20P
   300KHz, 2A/23V Step-Down LED Driver
Jun. 11, 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com