データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC4051N データシート(PDF) 27 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC4051N
部品情報  8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC4051N データシート(HTML) 27 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC4051N Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors 74HC4051N Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 31 page
background image
74HC_HCT4051
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 7 — 19 July 2012
27 of 31
NXP Semiconductors
74HC4051; 74HCT4051
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Fig 24. Package outline SOT763-1 (DHVQFN16)
terminal 1
index area
0.5
1
A1
Eh
b
UNIT
y
e
0.2
c
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
3.6
3.4
Dh
2.15
1.85
y1
2.6
2.4
1.15
0.85
e1
2.5
0.30
0.18
0.05
0.00
0.05
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT763-1
MO-241
- - -
- - -
0.5
0.3
L
0.1
v
0.05
w
0
2.5
5 mm
scale
SOT763-1
DHVQFN16: plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
16 terminals; body 2.5 x 3.5 x 0.85 mm
A(1)
max.
A
A1
c
detail X
y
y1 C
e
L
Eh
Dh
e
e1
b
27
15
10
9
8
1
16
X
D
E
C
B
A
terminal 1
index area
A
C
C
B
v M
w M
E(1)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.
D(1)
02-10-17
03-01-27


同様の部品番号 - 74HC4051N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC4051N PHILIPS-74HC4051N Datasheet
126Kb / 16P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
December 1990
74HC4051N NXP-74HC4051N Datasheet
220Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6-13 December 2011
74HC4051N NXP-74HC4051N Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results

同様の説明 - 74HC4051N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051_16 Datasheet
229Kb / 10P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-Q1 TI-SN74LV4051A-Q1 Datasheet
325Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
HEF4051BT PHILIPS-HEF4051BT Datasheet
174Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-17 November 2011
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051 Datasheet
259Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051 Datasheet
241Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D-T NXP-74HC4051D-T Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com