データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DAC2813AP データシート(PDF) 9 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
部品番号 DAC2813AP
部品情報  DUAL 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 12-bit port interface
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
ホームページ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC2813AP データシート(HTML) 9 Page - Burr-Brown (TI)

  DAC2813AP Datasheet HTML 1Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 2Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 3Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 4Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 5Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC2813AP Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
®
DAC2813
FIGURE 4. DAC2813 Output Amplifier Range Connnections.
22
I
DAC1
22
ACOM
26
23
24
200
100
Ω pot or
fixed
21
V
REF OUT
V
REF IN1
1k
500
Ω pot or
fixed
24.9k
25k
27
28
±10V
I
DAC1
24
24.9k
25k
28
0 to
+10V
100
±10V Range
0 to +10V Range
BPO1
V
OUT1
25
200
100
Ω pot or
fixed
BPO2
V
OUT2
1k
500
Ω pot or
fixed
V
REF IN2
24.9k
25k
ACOM
I
DAC2
±10V
I
DAC2
23
24.9k
27
100
25
21
26
V
OUT2
V
REF OUT
V
REF IN1
BPO1
V
OUT1
1k
500
Ω pot or
fixed
1k
500
Ω pot or
fixed
0 to
+10V
25k
V
REF IN2
BPO2


同様の部品番号 - DAC2813AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
DAC2812D MSK-DAC2812D Datasheet
192Kb / 7P
   6W DUAL DC - DC CONVERTERS
DAC2812DH MSK-DAC2812DH Datasheet
192Kb / 7P
   6W DUAL DC - DC CONVERTERS
DAC2812D MSK-DAC2812D_15 Datasheet
415Kb / 9P
   Wave Solderable Package
DAC2812S MSK-DAC2812S Datasheet
428Kb / 9P
   5.4W DC-DC CONVERTERS
DAC2812SE MSK-DAC2812SE Datasheet
428Kb / 9P
   5.4W DC-DC CONVERTERS
More results

同様の説明 - DAC2813AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Burr-Brown (TI)
DAC4813 BURR-BROWN-DAC4813 Datasheet
213Kb / 8P
   QUAD 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 12-bit port interface
DAC2815 BURR-BROWN-DAC2815 Datasheet
224Kb / 11P
   DUAL 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 8-Bit Port Interface
DAC4815 BURR-BROWN-DAC4815 Datasheet
179Kb / 10P
   Quad 12-Bit Digital-to-Analog Converter 8-Bit Port Interface
DAC2814 BURR-BROWN-DAC2814 Datasheet
210Kb / 11P
   DUAL 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER Serial Interface
logo
DATEL, Inc.
5962-8850801XA DATEL-5962-8850801XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
logo
Rohm
BA9221 ROHM-BA9221 Datasheet
279Kb / 7P
   Digital-to-analog converter, 12 bit
logo
DATEL, Inc.
5962-8952801XA DATEL-5962-8952801XA Datasheet
148Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952802XA DATEL-5962-8952802XA Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952802XC DATEL-5962-8952802XC Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8850802XA DATEL-5962-8850802XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com