データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4739AM データシート(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

部品番号 1N4739AM
部品情報  1W 1N47**AM Series Zener Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4739AM データシート(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  1N4739AM Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company 1N4739AM Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
标题:
4 编带规格 brede spec
26/tape
35/tape
40/tape
42/tape
52/tape
52/tape#
W
26 0.0/+1.6 35 -1.0/+0.5 40 -1.0/+0.5 42 -1.0/+1.0 52 -1.0/+2.0 52 -1.0/+2.0
P
5±0.55±0.55±0.55±0.5
5±0.5
10±0.5
L1-L2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
H
6±1.06±1.06±1.06±1.0
6±1.0
6±1.0
Z
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
R
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
T
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
注: 52编带# 为DO-201AD编带规格 "52编带#" just for D0-201AD
1. 红白编带厚度为0.05mm;两种胶带各自之间无明显色差;编带要求均为胶带。
The typing thickness is 0.05mm and color is obvious difference
2. 两端引带20~40cm. Typing lead over 20~40cm
3. 红色编带一端为二极管“负极”;白色编带一端为二极管“正极”。
red color is cathode ,white color is anode
4. 无卤 green epoxy compound(无卤产品才贴HF only)
尺寸代号
编带尺寸 typing dimension
第 3 页
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
Green


同様の部品番号 - 1N4739AM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
1N4739AM LRC-1N4739AM Datasheet
599Kb / 7P
   1W DO-41 Zener voltage regulator diodes
More results

同様の説明 - 1N4739AM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAITRON Components Inco...
1N4728A TAITRON-1N4728A Datasheet
200Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Formosa MS
1N4728 FORMOSA-1N4728 Datasheet
156Kb / 3P
   1W ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
1N4728 DGNJDZ-1N4728 Datasheet
954Kb / 2P
   1W ZENER DIODES
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD4728ASA CYSTEKEC-ZD4728ASA Datasheet
271Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
TAITRON Components Inco...
TZ100B TAITRON-TZ100B Datasheet
168Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
1SMA4728A KISEMICONDUCTOR-1SMA4728A Datasheet
2Mb / 2P
   1W ZENER DIODES
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
1SMA47XXA FUTUREWAFER-1SMA47XXA Datasheet
1Mb / 9P
   1W Zener Diodes
21-DEC-2021 V 2.0
logo
Panasonic Semiconductor
DZ2W03900L PANASONIC-DZ2W03900L Datasheet
609Kb / 2P
   NEW Zener Diodes Series 1W/2W Zener Diodes Series
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4728THRU1N4764 CHENYI-1N4728THRU1N4764 Datasheet
55Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
MM1W3V3 ZSELEC-MM1W3V3 Datasheet
297Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com