データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4744AM データシート(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

部品番号 1N4744AM
部品情報  1W 1N47**AM Series Zener Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4744AM データシート(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  1N4744AM Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company 1N4744AM Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
标题:
1.1. 弹带盒规格 ammo spec.
单位:mm
L
WH
T52
262
±2
76
±2
90
±2
T42
262
±2
64
±2
90
±2
T26
250
±3
45
±3
95
±3
1.2 弹带内盒要求 inner box spec.
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
1 弹带盒装 ammo and box
1
LRC标签
label
ROHS标签
label


同様の部品番号 - 1N4744AM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
1N4744AM LRC-1N4744AM Datasheet
599Kb / 7P
   1W DO-41 Zener voltage regulator diodes
More results

同様の説明 - 1N4744AM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAITRON Components Inco...
1N4728A TAITRON-1N4728A Datasheet
200Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Formosa MS
1N4728 FORMOSA-1N4728 Datasheet
156Kb / 3P
   1W ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
1N4728 DGNJDZ-1N4728 Datasheet
954Kb / 2P
   1W ZENER DIODES
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD4728ASA CYSTEKEC-ZD4728ASA Datasheet
271Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
TAITRON Components Inco...
TZ100B TAITRON-TZ100B Datasheet
168Kb / 4P
   1W Zener Diodes
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
1SMA4728A KISEMICONDUCTOR-1SMA4728A Datasheet
2Mb / 2P
   1W ZENER DIODES
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
1SMA47XXA FUTUREWAFER-1SMA47XXA Datasheet
1Mb / 9P
   1W Zener Diodes
21-DEC-2021 V 2.0
logo
Panasonic Semiconductor
DZ2W03900L PANASONIC-DZ2W03900L Datasheet
609Kb / 2P
   NEW Zener Diodes Series 1W/2W Zener Diodes Series
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4728THRU1N4764 CHENYI-1N4728THRU1N4764 Datasheet
55Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
MM1W3V3 ZSELEC-MM1W3V3 Datasheet
297Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com