データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STC4250F データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 STC4250F
部品情報  NPN Silicon Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

STC4250F データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  STC4250F Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250F Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250F Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250F Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250F Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. STC4250F Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
KSD-T5B007-003
2
STC4250F
Electrical Characteristics
[Ta=25℃]
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-emitter breakdown voltage
BVCEO
IC=10mA, IB=0
50
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=50V, IE=0
-
-
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
-
-
0.1
μA
hFE
VCE=2V, IC=0.5A*
120
-
240
DC current gain
hFE
VCE=2V, IC=1.5A*
40
-
-
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=1A, IB=0.05A*
-
-
0.35
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=1A, IB=0.05A*
-
-
1.2
V
Transition frequency
fT
VCE=2V, IC=50mA
-
240
-
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
-
15
-
pF
Turn-on Time
ton
-
100
-
Storage Time
tstg
-
300
-
Switching
Time
Fall Time
tf
-
50
-
nS
*: Pulse test: tP≤300µs, Duty cycle≤2%
<


同様の部品番号 - STC4250F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
STC4250F AUK-STC4250F Datasheet
293Kb / 4P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STC4250F KODENSHI-STC4250F Datasheet
377Kb / 6P
   NPN Silicon Transistor
More results

同様の説明 - STC4250F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com