データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS0016A データシート(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TS0016A
部品情報  SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TS0016A データシート(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TS0016A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
Marking:
Line 1: TST P/N (TS0016A)
Line 2: TST Logo + SO Product Code + Date Code
Product Code Table:
Date Code Table:
Pin
Connection
A
OE
B
N.C.
C
GND
D
OUT
E
F
Vcc
WK01 WK02 WK03 WK04 WK05 WK06 WK07 WK08 WK09 WK10 WK11 WK12 WK13
AB
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
WK14 WK15 WK16 WK17 WK18 WK19 WK20 WK21 WK22 WK23 WK24 WK25 WK26
NO
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
WK27 WK28 WK29 WK30 WK31 WK32 WK33 WK34 WK35 WK36 WK37 WK38 WK39
ab
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
WK40 WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52
n
opq
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
S
s
Year
Product Code
S
s
0 1 6
△ □
OUT


同様の部品番号 - TS0016A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0012A TAI-SAW-TS0012A Datasheet
376Kb / 7P
   SMD 5.0x7.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
logo
Bothhand USA, LP.
TS0013 BOTHHAND-TS0013 Datasheet
26Kb / 1P
   10/100 BASE PCMCIA TRANSFORMER
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0013A TAI-SAW-TS0013A Datasheet
388Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 CMOS SAW Oscillator
TS0014A TAI-SAW-TS0014A Datasheet
383Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0017A TAI-SAW-TS0017A Datasheet
389Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
More results

同様の説明 - TS0016A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0017A TAI-SAW-TS0017A Datasheet
389Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0018A TAI-SAW-TS0018A Datasheet
406Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0021A TAI-SAW-TS0021A Datasheet
412Kb / 8P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0014A TAI-SAW-TS0014A Datasheet
383Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0019A TAI-SAW-TS0019A Datasheet
404Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
TS0013A TAI-SAW-TS0013A Datasheet
388Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 CMOS SAW Oscillator
TW0389A TAI-SAW-TW0389A Datasheet
363Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 2.048MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1.0
TW0341A TAI-SAW-TW0341A Datasheet
277Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1
logo
Yuechung International ...
OSCLD-S7 YIC-OSCLD-S7 Datasheet
328Kb / 1P
   OSCLD-S7 Series : LVDS SMD Crystal Clock Oscillator 7.0x5.0 mm
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0185A TAI-SAW-TW0185A Datasheet
369Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 33.333MHz Crystal Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com