データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCCH-150X300 データシート(PDF) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 LCCH-150X300
部品情報  AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

LCCH-150X300 データシート(HTML) 2 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  LCCH-150X300 Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. LCCH-150X300 Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
LinkCom Manufacturing Co., Ltd
Model NO.
Part NO.
Power Supply
208.4mm*72mm*38.5mm
LCCH-150 300
PLCCH1150 300
Model Name
SIZE
Reference
DERATE
Dimensions
Unit :mm【inch】
www.linkcom.com.tw For more information, please contact with :sales@linkcom.com.tw


同様の部品番号 - LCCH-150X300

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LinkCom Manufacturing C...
LCCH-150X360 LINKCOM-LCCH-150X360 Datasheet
145Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
More results

同様の説明 - LCCH-150X300

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LinkCom Manufacturing C...
LCCE-045X152 LINKCOM-LCCE-045X152 Datasheet
180Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCH-100X480 LINKCOM-LCCH-100X480 Datasheet
143Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac OVP / OTP / SCP
LCCE-017X351 LINKCOM-LCCE-017X351 Datasheet
106Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac OVP / OTP / SCP
LCCH-080X120 LINKCOM-LCCH-080X120 Datasheet
169Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCH-080X240 LINKCOM-LCCH-080X240 Datasheet
169Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-045X132 LINKCOM-LCCE-045X132 Datasheet
203Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCH-100U360 LINKCOM-LCCH-100U360 Datasheet
147Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-013X721 LINKCOM-LCCE-013X721 Datasheet
113Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-017X501 LINKCOM-LCCE-017X501 Datasheet
105Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-052X132 LINKCOM-LCCE-052X132 Datasheet
180Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
LCCE-060X142 LINKCOM-LCCE-060X142 Datasheet
156Kb / 2P
   AC Input 90~305Vac SCP / OTP / OVP
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com