データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU4829G-TR データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 BU4829G-TR
部品情報  Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4829G-TR データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  BU4829G-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU4829G-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
Datasheet
3/13
BU48xx series
BU49xx series
TSZ02201-0R7R0G300060-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
03.Feb.2014 Rev.010
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
●Ordering Information
B
U
x
x
x
x
x
-
T
R
Part
Output Type
Reset Voltage Value Package
Packaging and
Number
48 : Open Drain
09 : 0.9V
G
: SSOP5
forming specification
49 : CMOS
0.1V step
F
: SOP4
TR : Embossed tape
48 : 4.8V
FVE : VSOF5
and reel
FP3 : SOT89-3F
(Unit : mm)
SSOP5
2.9
±0.2
0.13
+6°
−4°
+0.05
−0.03
0.42
+0.05
−0.04
0.95
5
4
1
2
3
0.1
Direction of feed
Reel
Order quantity needs to be multiple of the minimum quantity.
<Tape and Reel information>
Embossed carrier tape
Tape
Quantity
Direction
of feed
The direction is the 1pin of product is at the upper right when you hold
reel on the left hand and you pull out the tape on the right hand
3000pcs
TR
(
)
1pin
(Unit : mm)
SOP4
0.05
1.3
2.0
±0.2
1
2
4
3
+6°
–4°
0.13
+0.05
–0.03
0.32
+0.05
–0.04
0.42
+0.05
–0.04
S
0.1
S
(Unit : mm)
VSOF5
4
3
1.0
±0.05
1
0.22
±0.05
0.5
5
1.6
±0.05
0.13
±0.05
2
SOT89-3F
4.5±0.1
(Unit : mm)
1.50
0.425±0.045
0.505±0.045
1
2
3
0.42±0.02


同様の部品番号 - BU4829G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU4829G-TR ROHM-BU4829G-TR Datasheet
1Mb / 19P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4829G-TR ROHM-BU4829G-TR Datasheet
483Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4829G-TR ROHM-BU4829G-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4829G-TR ROHM-BU4829G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
More results

同様の説明 - BU4829G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU48XXG ROHM-BU48XXG_11 Datasheet
290Kb / 9P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4842F-TR ROHM-BU4842F-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4815G-TR ROHM-BU4815G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU48XX ROHM-BU48XX Datasheet
1Mb / 19P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4811G-TR ROHM-BU4811G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4836F-TR ROHM-BU4836F-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4809G-TR ROHM-BU4809G-TR Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4830F-TR ROHM-BU4830F-TR Datasheet
483Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4942G-TR ROHM-BU4942G-TR Datasheet
473Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs
BU4848 ROHM-BU4848_13 Datasheet
405Kb / 16P
   Low Voltage Standard CMOS Voltage Detector ICs Ultra-low current consumption
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com