データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6728MPBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6728MPBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET plus Schottky Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6728MPBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF6728MPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6728MPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRF6728MTRPbF
www.irf.com
5
Fig 13. Typical Threshold Voltage vs. Junction
Temperature
Fig 12. Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig 10. Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
Fig11. Maximum Safe Operating Area
Fig 14. Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
TC , Case Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
ID = 10mA
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ID
TOP
1.1A
1.8A
BOTTOM 18A
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 150°C
TJ = 25°C
TJ = -40°C
VGS = 0V
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
1000
TA = 25°C
Tj = 150°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100μsec
DC


同様の部品番号 - IRF6728MPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6728MPBF IRF-IRF6728MPBF Datasheet
253Kb / 9P
   RoHS Compliant Containing No Lead and Halogen Free
IRF6728MPBF IRF-IRF6728MPBF_15 Datasheet
253Kb / 9P
   RoHS Compliant Containing No Lead and Halogen Free
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com