データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7737L2TRPBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7737L2TRPBF
部品情報  DirectFETPower MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7737L2TRPBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7737L2TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
www.irf.com
5
IRF7737L2TR/TR1PbF
Fig 14. Maximum Avalanche Energy vs. Temperature
Fig 13. Maximum Safe Operating Area
Fig 15. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 16. Typical Avalanche Current Vs.Pulsewidth
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.00501
18.81575
0.93035
0.022853
0.17759
0.000126
0.68769
0.00313
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
0.1
1
10
100
1000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
ΔΤ j = 25°C and
Tstart = 150°C.
0.01
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
ΔTj = 150°C and
Tstart =25°C (Single Pulse)
0.10
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
10000
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
100μsec
1msec
10msec
DC
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ID
TOP
13A
24A
BOTTOM 94A


同様の部品番号 - IRF7737L2TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7737L2TR1PBF IRF-IRF7737L2TR1PBF Datasheet
629Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com