データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6662PBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6662PBF
部品情報  DirectFET??Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6662PBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF6662PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF6662PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF6662PbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS


同様の部品番号 - IRF6662PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6662PBF IRF-IRF6662PBF Datasheet
253Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
IRF6662PBF IRF-IRF6662PBF_15 Datasheet
253Kb / 10P
   Application Specific MOSFETs
More results

同様の説明 - IRF6662PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF6644 IRF-IRF6644 Datasheet
247Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6628PBF IRF-IRF6628PBF Datasheet
267Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6722SPBF IRF-IRF6722SPBF Datasheet
260Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6631PBF IRF-IRF6631PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6711SPBF IRF-IRF6711SPBF Datasheet
308Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6718L2TRPBF IRF-IRF6718L2TRPBF Datasheet
236Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF7738L2PBF IRF-IRF7738L2PBF Datasheet
285Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRL7732S2 IRF-AUIRL7732S2 Datasheet
221Kb / 11P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6613PBF IRF-IRF6613PBF Datasheet
241Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6620PBF IRF-IRF6620PBF Datasheet
239Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRF7640S2TR IRF-AUIRF7640S2TR Datasheet
309Kb / 11P
   DirectFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com