データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7769L1PBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7769L1PBF
部品情報  RoHS Compliant, Halogen Free
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7769L1PBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF7769L1PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7769L1PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
www.irf.com
© 2012 International Rectifier
February 18, 2013
IRF7769L1TRPbF
Fig 18a. Gate Charge Test Circuit
Fig 18b. Gate Charge Waveform
Fig 19b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 19a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 20b. Switching Time Waveforms
Fig 20a. Switching Time Test Circuit
R G
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1
Qgs2
Qgd
Qgodr
1K
VCC
DUT
0
L
S
20K
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
- VDD
VGS


同様の部品番号 - IRF7769L1PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7769L1PBF IRF-IRF7769L1PBF Datasheet
267Kb / 10P
   Optimized for Synchronous Rectification
IRF7769L1PBF IRF-IRF7769L1PBF_15 Datasheet
267Kb / 10P
   Optimized for Synchronous Rectification
More results

同様の説明 - IRF7769L1PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7749L1PBF IRF-IRF7749L1PBF Datasheet
275Kb / 10P
   RoHS Compliant, Halogen Free
logo
YAGEO Corporation
PF2512FKF070R01L YAGEO-PF2512FKF070R01L Datasheet
332Kb / 10P
   RoHS compliant & Halogen free
logo
Advanced Power Electron...
AP4224LGM A-POWER-AP4224LGM_16 Datasheet
113Kb / 6P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP95T10GP-HF A-POWER-AP95T10GP-HF_16 Datasheet
67Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP97T07GP-HF A-POWER-AP97T07GP-HF_16 Datasheet
99Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP1332GEU-HF A-POWER-AP1332GEU-HF_16 Datasheet
64Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2301AGN-HF A-POWER-AP2301AGN-HF_16 Datasheet
66Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2625GY-HF A-POWER-AP2625GY-HF_16 Datasheet
68Kb / 5P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMD2920P100TF-60 LEIDITECH-SMD2920P100TF-60 Datasheet
424Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen Free
logo
Advanced Power Electron...
AP9926GM-HF A-POWER-AP9926GM-HF_14 Datasheet
66Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
AP2611GYT-HF A-POWER-AP2611GYT-HF_14 Datasheet
56Kb / 4P
   RoHS Compliant & Halogen-Free
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com