データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS2801R5S データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 LS2801R5S
部品情報  HYBRID - HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

LS2801R5S データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button LS2801R5S_12 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 12Page - International Rectifier LS2801R5S_12 Datasheet HTML 13Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
www.irf.com
9
LS-SERIES
(28V Input, Single/Dual Output)
Figure 1: Radj Placement for Single Output Model
@HD
Avy‡r…
P†pvyyh‡‚…
>=1
0
0
0
Sh€ƒ
Brr…h‡‚…
Th€ƒyr
hqÃC‚yq
Arrqihpx
U…vttr…
QXH
C‚ˆ†r
xrrƒvt
Tˆƒƒy’
Gr‰ry
U…h†yh‡‚…ÃÉ
A@UÃ9…v‰r…
Tu‚…‡Ã8x‡ÃÉ
P‰r…y‚hq
Q…‚‡rp‡v‚
Wv
Wv
Sr‡ˆ…
Duviv‡
Pˆ‡
Pˆ‡
Sr‡ˆ…
8h†r
 $W
$W
@6
Pˆ‡ƒˆ‡
6qw
Sˆƒ
Sq‚


同様の部品番号 - LS2801R5S_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
LS2801R5S/CK IRF-LS2801R5S/CK Datasheet
168Kb / 16P
   HIGH RELIABILITY DC/DC CONVERTER
LS2801R5S/EM IRF-LS2801R5S/EM Datasheet
168Kb / 16P
   HIGH RELIABILITY DC/DC CONVERTER
More results

同様の説明 - LS2801R5S_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
GHP2805S IRF-GHP2805S Datasheet
392Kb / 12P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
M3G7003R3S IRF-M3G7003R3S_16 Datasheet
400Kb / 13P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
M3GB2805S IRF-M3GB2805S Datasheet
263Kb / 13P
   HYBRID - HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
GHP7005S IRF-GHP7005S Datasheet
392Kb / 12P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
M3G5003R3S IRF-M3G5003R3S_16 Datasheet
402Kb / 13P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
LSO2805S IRF-LSO2805S Datasheet
516Kb / 18P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
M3G280512T IRF-M3G280512T Datasheet
181Kb / 13P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
ART28XXT IRF-ART28XXT_06 Datasheet
140Kb / 12P
   HYBRID - HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC/DC CONVERTER
M3G2803R312T IRF-M3G2803R312T Datasheet
144Kb / 10P
   HYBRID-HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
M3G7003R315T IRF-M3G7003R315T Datasheet
176Kb / 12P
   HYBRID - HIGH RELIABILITY RADIATION HARDENED DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com