データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT25C128P-TE13 データシート(PDF) 11 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT25C128P-TE13
部品情報  128K/256K-Bit SPI Serial CMOS E2PROM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT25C128P-TE13 データシート(HTML) 11 Page - Catalyst Semiconductor

Back Button CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 10Page - Catalyst Semiconductor CAT25C128P-TE13 Datasheet HTML 11Page - Catalyst Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
11
CAT25C128/256
Doc. No. 25088-00 1/01
Notes:
(1) The device used in the above example is a 25C256KI-1.8TE13 (SOIC, Industrial Temperature, 1.8 Volt to 6 Volt Operating
Voltage, Tape & Reel)
ORDERING INFORMATION
Package
P = 8-Pin PDIP
S = 8-Pin SOIC (JEDEC)
S16 = 16-Pin SOIC (JEDEC)
K = 8-Pin SOIC (EIAJ)
U14 = 14-Pin TSSOP
U20 = 20-Pin TSSOP
Prefix
Device #
Suffix
25C256
K
I
TE13
Product
Number
25C128: 128K
25C256: 256K
Tape & Reel
TE13: 2000/Reel
Operating Voltage
Blank (V
cc=2.5 to 6.0V)
1.8 (V
cc=1.8 to 6.0V)
- 1.8
CAT
Temperature Range
Blank = Commercial (0˚C to +70˚C)
I = Industrial (-40˚C to +85˚C)
A = Automotive (-40˚ to +105˚C)*
* -40˚C to +125˚C is available upon request
Optional
Company ID


同様の部品番号 - CAT25C128P-TE13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT25C128 CATALYST-CAT25C128 Datasheet
99Kb / 9P
   64K/128K-Bit SPI Serial CMOS E2PROM
CAT25C128 CATALYST-CAT25C128 Datasheet
444Kb / 12P
   128K/256K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C128L-1.8-GT2 CATALYST-CAT25C128L-1.8-GT2 Datasheet
444Kb / 12P
   128K/256K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C128L-1.8-GT3 CATALYST-CAT25C128L-1.8-GT3 Datasheet
444Kb / 12P
   128K/256K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C128L-1.8T2 CATALYST-CAT25C128L-1.8T2 Datasheet
444Kb / 12P
   128K/256K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
More results

同様の説明 - CAT25C128P-TE13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT25C64 CATALYST-CAT25C64 Datasheet
99Kb / 9P
   64K/128K-Bit SPI Serial CMOS E2PROM
CAT25C128 CATALYST-CAT25C128_05 Datasheet
444Kb / 12P
   128K/256K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT24WC128 CATALYST-CAT24WC128 Datasheet
43Kb / 8P
   128K-Bit I2C Serial CMOS E2PROM
CAT24WC129 CATALYST-CAT24WC129 Datasheet
74Kb / 8P
   128K-Bit I2C Serial CMOS E2PROM
logo
Seiko Instruments Inc
S-25C010A SII-S-25C010A Datasheet
856Kb / 37P
   CMOS SPI SERIAL E2PROM
logo
Catalyst Semiconductor
CAT25C32 CATALYST-CAT25C32 Datasheet
91Kb / 9P
   32K/64K-Bit SPI Serial CMOS E2PROM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS25C128 ISSI-IS25C128 Datasheet
137Kb / 17P
   128K-bit/ 256K-bit SPI SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
Seiko Instruments Inc
S-25C080A SII-S-25C080A Datasheet
695Kb / 39P
   CMOS SPI 8K SERIAL E2PROM
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28HT256 CATALYST-CAT28HT256 Datasheet
218Kb / 10P
   256K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28LV256 CATALYST-CAT28LV256 Datasheet
53Kb / 10P
   256K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com