データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT28C65BK-15T データシート(PDF) 5 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT28C65BK-15T
部品情報  64K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT28C65BK-15T データシート(HTML) 5 Page - Catalyst Semiconductor

  CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 1Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 2Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT28C65BK-15T Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
CAT28C65B
5
Doc. No. 25036-00 2/98
A.C. CHARACTERISTICS, Read Cycle
VCC = 5V
±10%, unless otherwise specified.
28C65B-12
28C65B-15
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Units
tRC
Read Cycle Time
120
150
ns
tCE
CE Access Time
120
150
ns
tAA
Address Access Time
120
150
ns
tOE
OE Access Time
60
70
ns
tLZ(1)
CE Low to Active Output
0
0
ns
tOLZ(1)
OE Low to Active Output
0
0
ns
tHZ(1)(2)
CE High to High-Z Output
50
50
ns
tOHZ(1)(2)
OE High to High-Z Output
50
50
ns
tOH(1)
Output Hold from Address Change
0
0
ns
Figure 1. A.C. Testing Input/Output Waveform(3)
INPUT PULSE LEVELS
REFERENCE POINTS
2.0 V
0.8 V
2.4 V
0.45 V
5096 FHD F03
1.3V
DEVICE
UNDER
TEST
1N914
3.3K
CL = 100 pF
OUT
CL INCLUDES JIG CAPACITANCE
Figure 2. A.C. Testing Load Circuit (example)
5096 FHD F04
Note:
(1) This parameter is tested initially and after a design or process change that affects the parameter.
(2) Output floating (High-Z) is defined as the state when the external data line is no longer driven by the output buffer.
(3) Input rise and fall times (10% and 90%) < 10 ns.


同様の部品番号 - CAT28C65BK-15T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28C65BK-15T CATALYST-CAT28C65BK-15T Datasheet
418Kb / 13P
   64K-Bit CMOS PARALLEL EEPROM
More results

同様の説明 - CAT28C65BK-15T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT28C64BJ-12 CATALYST-CAT28C64BJ-12 Datasheet
57Kb / 12P
   64K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28LV65 CATALYST-CAT28LV65 Datasheet
79Kb / 10P
   64K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28HT64 CATALYST-CAT28HT64 Datasheet
219Kb / 10P
   64K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28LV64 CATALYST-CAT28LV64 Datasheet
78Kb / 10P
   64K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28C64A CATALYST-CAT28C64A Datasheet
238Kb / 8P
   64K - BIT CMOS E2PROM
CAT28HT256 CATALYST-CAT28HT256 Datasheet
218Kb / 10P
   256K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28LV256 CATALYST-CAT28LV256 Datasheet
53Kb / 10P
   256K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28C512 CATALYST-CAT28C512 Datasheet
97Kb / 10P
   512K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28C17A CATALYST-CAT28C17A Datasheet
59Kb / 8P
   16K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
CAT28C257 CATALYST-CAT28C257 Datasheet
75Kb / 10P
   256K-Bit CMOS PARALLEL E2PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com