データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM23058DO データシート(PDF) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

部品番号 LM23058DO
部品情報  2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
ホームページ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM23058DO データシート(HTML) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM23058DO Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23058DO Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23058DO Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121833
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 2/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Internal Circuit Diagram
LM23058C (Common Cathode Row)
LM23058D (Common Anode Row)
8
7
6
5
4
3
2
ROW
1
5
2
7
1
12
8
14
5
6
2
PIN
9
NO.
PIN
NO.
COL.
13
3
1
411
3
10
4
14
12
85
7
6
2
7
5
4
1
3
2
8
COL.
PIN
NO.
NO.
ROW
19
13
NO.
PIN
1
3
2
10
411
34
6
5
Selection Guide
Part No.
Chip
IV@IF=20mA
One Dot
Common
Cathode Row
Common
Anode Row
Material
Color
WLD
Min.
Typ.
LM23058CR
LM23058DR
GaAlAs
Super Red
640
8
10
LM23058CD
LM23058DD
GaAlAs
Hi-Red
640
18
25
LM23058CO
LM23058DO
GaAsP
Orange
625
7
9
LM23058CY
LM23058DY
GaAsP
Yellow
588
8
10
LM23058CG
LM23058DG
GaP
Green
568
7
9
LM23058CUR
LM23058DUR
AlGaInP
Ultra Red
640
30
45
LM23058CUO
LM23058DUO
AlGaInP
Ultra Orange
625
45
60
LM23058CUA
LM23058DUA
AlGaInP
Ultra Amber
605
30
45
LM23058CUY
LM23058DUY
AlGaInP
Ultra Yellow
595
30
45
LM23058CUG
LM23058DUG
AlGaInP
Ultra Green
573
30
45
LM23058CPG
LM23058DPG
InGaN
Pure Green
525
120
300
LM23058CUB
LM23058DUB
InGaN
Ultra Blue
470
30
45
LM23058CUW
LM23058DUW
SMD
Ultra White
\
100
120
Unit:
\
\
\
nm
mcd
mcd


同様の部品番号 - LM23058DO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23058DRG LIGHTKEY-LM23058DRG Datasheet
113Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23058DURUG LIGHTKEY-LM23058DURUG Datasheet
113Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
More results

同様の説明 - LM23058DO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23058AB LIGHTKEY-LM23058AB Datasheet
176Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM23058CDRG LIGHTKEY-LM23058CDRG Datasheet
113Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23058ABRG LIGHTKEY-LM23058ABRG Datasheet
114Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM46058AB LIGHTKEY-LM46058AB Datasheet
141Kb / 3P
   4.60 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
logo
Marktech Corporate
MTAN2124-11A MARKTECH-MTAN2124-11A Datasheet
45Kb / 1P
   Marktech 2.30 5x8 Dot Matrix
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
logo
China Semiconductor Cor...
CSM-58211G CHINASEMI-CSM-58211G Datasheet
194Kb / 5P
   2.3 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58432G CHINASEMI-CSM-58432G Datasheet
198Kb / 5P
   4.6 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58111G CHINASEMI-CSM-58111G Datasheet
182Kb / 5P
   1.4 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
CSM-58111T9 CHINASEMI-CSM-58111T9 Datasheet
185Kb / 5P
   1.4 Inch 5X8 Dot-Matrix Display
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com