データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR574D データシート(PDF) 7 Page - Rohm

部品番号 2SAR574D
部品情報  PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR574D データシート(HTML) 7 Page - Rohm

  2SAR574D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image


同様の部品番号 - 2SAR574D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SAR574D ISC-2SAR574D Datasheet
276Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Rohm
2SAR574D3 ROHM-2SAR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SAR574D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR574D3 ROHM-2SAR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR512RHZG ROHM-2SAR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com