データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SCR574DA07 データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 2SCR574DA07
部品情報  NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR574DA07 データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  2SCR574DA07 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR574DA07 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2SCR574D A07
     
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
Fig.5 Collector-Emitter Saturation Voltage vs.
Collector Current(I)
Fig.6 Collector-Emitter Saturation Voltage vs.
Collector Current(II)
Fig.7 Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector
Current
Fig.8 Gain Bandwidth Product vs. Emitter Current
                                                                                           
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
4/6
20131219 - Rev.001


同様の部品番号 - 2SCR574DA07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
2SCR574D ISC-2SCR574D Datasheet
268Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2SCR574D ISC-2SCR574D Datasheet
302Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Rohm
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574D3FRA ROHM-2SCR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SCR574DA07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574D3FRA ROHM-2SCR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR564F3 ROHM-2SCR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 4A 80V Middle Power Transistor
2SCR586D ROHM-2SCR586D Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
   NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR512RHZG ROHM-2SCR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com