データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMY-1106S データシート(PDF) 4 Page - Sanken electric

部品番号 FMY-1106S
部品情報  Silicon Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANKEN [Sanken electric]
ホームページ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

FMY-1106S データシート(HTML) 4 Page - Sanken electric

  FMY-1106S Datasheet HTML 1Page - Sanken electric FMY-1106S Datasheet HTML 2Page - Sanken electric FMY-1106S Datasheet HTML 3Page - Sanken electric FMY-1106S Datasheet HTML 4Page - Sanken electric FMY-1106S Datasheet HTML 5Page - Sanken electric FMY-1106S Datasheet HTML 6Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
FMY-1106S
080415
4/5
61426-01
6. Derating
Tc - IF(AV)
VR=0(V)
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
Tc (°C)
Case Temperature (°C)
Tc - IF(AV)
VR=600(V)
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
Tc (°C)
Case Temperature (°C)
Tj=150°C
t
T
t/T=1/6
t/T=1/2
DC
t/T=1/3、Sinewave
Tj=150℃
t
T
t/T=1/6
t/T=1/2
Sinewave
t/T=1/3
D.C.


同様の部品番号 - FMY-1106S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanken electric
FMY-1106S SANKEN-FMY-1106S Datasheet
139Kb / 6P
   Silicon Diode
More results

同様の説明 - FMY-1106S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
YG963S6R FUJI-YG963S6R Datasheet
137Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAD92M-02RR FUJI-ESAD92M-02RR Datasheet
447Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAD92-03R FUJI-ESAD92-03R Datasheet
481Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAB92-02R FUJI-ESAB92-02R Datasheet
446Kb / 12P
   SILICON DIODE
logo
Sanken electric
FMG-24R SANKEN-FMG-24R Datasheet
226Kb / 3P
   Silicon Diode
FML-G12S SANKEN-FML-G12S Datasheet
197Kb / 4P
   Silicon Diode
FMX-22SL SANKEN-FMX-22SL Datasheet
140Kb / 5P
   Silicon Diode
FMX-2203 SANKEN-FMX-2203 Datasheet
223Kb / 4P
   Silicon Diode
FMXA-1104S SANKEN-FMXA-1104S Datasheet
137Kb / 5P
   Silicon Diode
FMX-G16S SANKEN-FMX-G16S Datasheet
149Kb / 5P
   Silicon Diode
MPL-102S SANKEN-MPL-102S Datasheet
336Kb / 4P
   Silicon Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com