データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N970B データシート(PDF) 3 Page - Digitron Semiconductors

部品番号 1N970B
部品情報  500mW SILICON ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
ホームページ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N970B データシート(HTML) 3 Page - Digitron Semiconductors

  1N970B Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N970B Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N970B Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N957B-1N992B
500mW SILICON ZENER DIODES
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20120730


同様の部品番号 - 1N970B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N970B JGD-1N970B Datasheet
185Kb / 2P
   0.5W SILICON ZENER DIODES
logo
TRANSYS Electronics Lim...
1N970B TEL-1N970B Datasheet
231Kb / 2P
   Hermetically Sealed Glass Package Zener Diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
1N970B CDI-DIODE-1N970B Datasheet
110Kb / 2P
   METALLURGICALLY BONDED
logo
Tak Cheong Electronics ...
1N970B TAK_CHEONG-1N970B Datasheet
167Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
General Semiconductor
1N970B GE-1N970B Datasheet
37Kb / 2P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N970B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
LLZ2V4 MCC-LLZ2V4 Datasheet
630Kb / 6P
   500mW Silicon Zener Diodes
DL4678 MCC-DL4678 Datasheet
432Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
MMSZ4678 MCC-MMSZ4678_16 Datasheet
306Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4678 MCC-1N4678_11 Datasheet
214Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com