データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMA4737A データシート(PDF) 5 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

部品番号 SMA4737A
部品情報  SMA4728A - SZ1330A Series VZ: 3.3 To 330 V PD: 1 W
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SMA4737A データシート(HTML) 5 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SMA4737A Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMA4737A Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMA4737A Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMA4737A Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMA4737A Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Surface Mount Zener Diodes
Revision November 21, 2013
5 / 5
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SMA4728A - SZ1330A Series
VZ: 3.3 To 330 V
PD: 1 W
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
Inches
Millimeters
Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
0.049
0.064
1.230
1.630
B
0.162
0.179
4.10
4.550
C
0.099
0.109
2.510
2.760
D
0.077
0.089
1.960
2.260
E
0.030
0.060
0.750
1.510
F
-
0.008
-
0.203
G
0.192
0.206
4.87
5.220
H
0.006
0.012
0.152
0.305
I
0.070
-
1.800
-
J
0.082
-
2.100
-
K
-
0.090
-
2.300
L
0.082
-
2.100
-
Dimensions
DO-214AC (SMA)
Cathode Band


同様の部品番号 - SMA4737A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMA4737A YANGJIE-SMA4737A Datasheet
194Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
RFE international
SMA4737A RFE-SMA4737A Datasheet
954Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
07-22-2020
logo
Formosa MS
SMA4737A FORMOSA-SMA4737A Datasheet
151Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes 1W
logo
Socay Electornics Co., ...
SMA4737A SOCAY-SMA4737A Datasheet
149Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SMA4737A CHENG-YI-SMA4737A Datasheet
352Kb / 3P
   1W GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
More results

同様の説明 - SMA4737A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
2EZ3.6D5 FS-2EZ3.6D5 Datasheet
85Kb / 2P
   Vz : 3.6 - 200 Volts, PD : 2 Watts
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746_15 Datasheet
57Kb / 2P
   Zener Diodes VZ Range 3.3 to 12 Volts Power Dissipation 500mW
logo
Texas Instruments
TRF1223 TI-TRF1223 Datasheet
198Kb / 10P
[Old version datasheet]   3.3-GHz TO 3.8-GHZ 1-W Power Amplifier
TRF1223 TI-TRF1223_07 Datasheet
324Kb / 13P
[Old version datasheet]   3.3-GHz To 3.8-GHz 1-W Power Amplifier
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728_15 Datasheet
93Kb / 3P
   Zener Diodes VZ Range: 3.3 to 100 Volts Power Dissipation: 1.0W
logo
Texas Instruments
TS5A4624 TI-TS5A4624_09 Datasheet
598Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI1-TS5A4624_14 Datasheet
901Kb / 29P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI-TS5A4624_15 Datasheet
859Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Cirrus Logic
CS4349 CIRRUS-CS4349 Datasheet
815Kb / 40P
   192 kHz DAC w/ Volume Control and 1 Vrms @ 3.3 V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N47XXAG SECOS-1N47XXAG Datasheet
218Kb / 2P
   VOLTAGE 3.3 ~ 56 V, 1 W Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com