データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N90 データシート(PDF) 3 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 6N90
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6N90 データシート(HTML) 3 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6N90 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6N90 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
ORDERING INFORMATION SCHEME
MOSFET series
Current rating, ID
Voltage rating, VDS
6 = 6A
90 = 900V
6
N 90
A
Package type
A = TO-220AB
N = N-Channel
AF = TO-220F
■ TEST CIRCUITS
Fig.1A Peak diode recovery dv/dt test circuit
Fig.1B Peak diode recovery dv/dt waverforms
D.U.T.
+
-
+
-
VDS
RG
VGS
VDD
Same Type
as D.U.T.
Driver
dv/dt controlled by R
*
G
l
controlled by pulse period
* SD
D.U.T.-Device under test
*
L
Period
P.W.
VGS
(Driver)
P.W.
Period
VDD
lSD
(D.U.T)
(D.U.T)
VDS
Body Diode
Forward Voltage Drop
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode Reverse Current
lRM
di/dt
l
, Body Diode forward current
FM
V
=10V
GS
(D.U.T)
D=
www.nellsemi.com
Page 3of 8
6N90 Series


同様の部品番号 - 6N90

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
6N90 UTC-6N90 Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90 UTC-6N90 Datasheet
203Kb / 5P
   6.2A, 900V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
6N90C FAIRCHILD-6N90C Datasheet
789Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N90G-T2Q-T UTC-6N90G-T2Q-T Datasheet
283Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90G-TA3-T UTC-6N90G-TA3-T Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

同様の説明 - 6N90

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com