データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF630 データシート(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 IRF630
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

IRF630 データシート(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  IRF630 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF630 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
Fig.12a. Unclamped lnductive test circuit
Rectangular Pulse Duration , t1 (seconds)
Fig.11b. Switching time waveforms
Fig.12b. Unclamped lnductive waveforms
Fig.10 Maximum effective transient thermal lmpedance,
Junction-to-Case
IRF630 Series
VDS
VGS
90%
10%
td(ON)
tR
td(OFF)
tF
Fig.11a. Switching time test circuit
+
-
RD
VDS
VGS
RG
10V
Pulse width ≤ 1µs
Duty Factor ≤ 0.1%
D.U.T.
VDD
1
0.1
10
A
+
- VDD
D.U.T.
VDS
RG
10V
tP
lAS
0.01Ω
L
VDD
tp
Time
lAS
BVDSS
lD(t)
VDS(t)
PDM
PDM
t1
t2
Notes:
1. Duty factor, D = t / t
1
2
2. Peak T = P
*
R
+
J
DM
th(j-c)
TC
Single pulse
(Thermal response)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1
10
0.1
-
10 ²
-
10 ³
-
10 ⁴
-
10
-
10 ²
www.nellsemi.com
Page 5 of 7
Vary t to obtain required I
p
AS


同様の部品番号 - IRF630

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
IRF630 PHILIPS-IRF630 Datasheet
97Kb / 9P
   N-channel TrenchMOS transistor
August 1999 Rev 1.100
logo
Dc Components
IRF630 DCCOM-IRF630 Datasheet
206Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
IRF630 ETC2-IRF630 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
STMicroelectronics
IRF630 STMICROELECTRONICS-IRF630 Datasheet
104Kb / 9P
   N - CHANNEL 200V - 0.35ihm - 9A - TO-220/FP MESH OVERLAY] MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF630 ISC-IRF630 Datasheet
128Kb / 1P
   N-channel mosfet transistor
More results

同様の説明 - IRF630

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com