データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF4410 データシート(PDF) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 IRF4410
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

IRF4410 データシート(HTML) 8 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  IRF4410 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF4410 Datasheet HTML 9Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Fig.23b Switching time Waveforms
VDS
VGS
90%
10%
td(ON)
tR
td(OFF)
tF
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
IRF4410 Series
0
ID
Fig.23a Switching time test circuit
+
-
Second Pulse Width ≤ 1µs
Duty Factor ≤ 0.1%
VDD
VGS
D.U.T.
LD
VDS
+
-
D.U.T.
L
20K
Fig.24b Gate charge waveform
Fig.24a Gate charge test circuit
VCC
VGS
VDS
VGS(TH)
Qgodr
Qgd
Qgs2 Qgs1
www.nellsemi.com
Page 8 of 9


同様の部品番号 - IRF4410

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF441 SAMSUNG-IRF441 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF441 FAIRCHILD-IRF441 Datasheet
150Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 8A, 450 V/500V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF441 NJSEMI-IRF441 Datasheet
137Kb / 3P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRF441 ARTSCHIP-IRF441 Datasheet
271Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF441-F2 ISC-IRF441-F2 Datasheet
200Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - IRF4410

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com